Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

HM5155 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

No. de pieza HM5155
Descripción Electrónicos  1.2A anti-reverse wiring lithium-ion battery charging chip
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5155 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM5155 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5155 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5155 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5155 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5155 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5155 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5155 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5155 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5155 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
间的电阻器来设定的。设定电阻器和充电电流
采用下列公式来计算:
根据需要的充电电流来确定电阻器阻值,
1000
PROG
BAT
R
I
=
(误差±
10%)
客户应用中,可根据需求选取合适大小的
RPROG
RPROG 与充电电流的关系确定可参考下表:
充电终止
当充电电流在达到最终浮充电压之后降至
设定值的
时,充电循环被终止。该条件是
通过采用一个内部滤波比较器对
引脚进
行 监控 来 检测 的。 当
引脚 电压 降至
以下
进 入待机模式,
,一旦平均充电电流降至设定值
的 1/10
充电状态指示器
有两个漏极开路状态指示输出端,
。当充电器处于充电状态时,
被拉到低电平,在其它状态,
处于
高阻态。当电池的温度处于正常温度范围之外,
管脚都输出高阻态。
各种不同的充电指示状态请参考
使用注
意事项及 DEMO板说明书。
欠压闭锁
一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监
控,并在
升至欠压闭锁门限以上之前使充
电器保持在停机模式。
电路将使充电器
保持在停机模式。如果
比较器发生跳变,
则在
升至比电池电压高
之前充电器
将不会退出停机模式。
手动停机
在充电循环中的任何时刻都能通过置
端为低电位或去掉
(从而使
引脚浮
置)来把
置于停机模式。这使得电池漏
电流降至
以下,且电源电流降至
以下。重新将
端置为高电位或连接设定电阻
器可启动一个新的充电循环。
如果
处于欠压闭锁模式,
引脚呈高阻抗状态:
要么
高出 BAT
引脚电压的幅度不足 200mV,要么施加在
脚上的电压不足。
RPROG (k)
IBAT (mA)
5
200
4
250
3
333
2
500
1.66
600
1.5
666
1.33
750
1.2
833
1
1000
稳定不会下降。长时间待机模式中,充电电
有设定值 1/10 
左右
就会转灯提示电池已充
满电。
充电电流保持
电流提供给电池,使电池电压
慢慢减小,电池电压保持稳定不变。
1/10
PROG
PROG
200mV
HM5155
HM5155
HM5155
HM5155
HM5155
HM5155
UVLO
UVLO
100mV
VCC
VCC
VCC
VCC
CE
PROG
300uA
1uA
CE
STDBY
STDBY
STDBY
CHRG
CHRG
CHRG
CHRG
CHRG
RPROG
电 池
具备有锂电池正负极反接保护功能。
当锂电池正负极反接于
电流输出引脚,
会停机显示故障状态,无充电电流。
两个状态指示灯全灭,拿掉电池后
自动恢复正常状态。
HM5155
HM5155
HM5155
HM5155
充电状态
红灯
绿灯
正在充电状态
电池充满状态
无电池
闪烁
BAT短路
STDBY
CHRG
T=1-4S
电池正负极反接
HM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com