Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

RM9001D Datasheet(PDF) 2 Page - Shaanxi Reactor Microelectronics Co., Ltd.

No. de pieza RM9001D
Descripción Electrónicos  High-voltage linear 220V/50W flood light solution
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  REACTOR [Shaanxi Reactor Microelectronics Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.reactor-micro.com
Logo REACTOR - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd.

RM9001D Datasheet(HTML) 2 Page - Shaanxi Reactor Microelectronics Co., Ltd.

  RM9001D_2 Datasheet HTML 1Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM9001D_2 Datasheet HTML 2Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RM9001D
高压线性 220V/50W 投光灯方案
陕西亚成微电子股份有限公司
Rev 2017.07
http: // www.reactor-micro.com
系统 BOM 清单:
位号
元件类型
规格描述
封装尺寸
数量
厂家
FR1,FR2
绕线保险电阻
27R,1W
DIP
2
MV1
压敏电阻
14D471K
DIP
1
MV2
压敏电阻
10D471K
DIP
1
BD1
整流桥
MB6F,600V,0.5A
SOP-4
1
C1
贴片电容
100nF,500V,±5%
SMD1206
1
RS1,RS2,RS3,RS4,RS5
贴片电阻
22R,1/4W,±1%
SMD1206
5
RP2,RP4,RP6,RP8,RP10
贴片电阻
560kΩ,1/4W,±5%
SMD1206
5
RP1,RP3,RP5,RP7,RP9
贴片电阻
6kΩ,1/4W,±5%
SMD1206
5
U1,U2,U3,U4,U5
IC
RM9001D
ESOP-8
5
亚成微
LED1_1-LED1_14;
LED2_1-LED2_14;
LED3_1-LED3_14;
LED4_1-LED4_14;
灯珠
18V,60mA,14 串 4 并
SMD2835
56
R0
贴片电阻
0R,1/4W,±5%
SMD1206
8
光源一体化
150mm×95mm 铝基板
1.2mm 厚
1



Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com