| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
LSM9DS1TR Datasheet(PDF) 70 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LSM9DS1TR Datasheet(HTML) 70 Page - STMicroelectronics |
|
70 / 72 page ![]() Package information LSM9DS1 70/72 DocID025715 Rev 3 Table 131. LGA (3.5x3x1 mm) 24-lead package mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A1 1.000 1.027 A3 0.130 D1 2.850 3.000 3.150 E1 3.350 3.500 3.650 L1 2.960 3.010 3.060 L2 1.240 1.290 1.340 N1 0.165 0.215 0.265 P2 0.200 0.250 0.300 a45° T1 0.300 0.350 0.400 T2 0.180 0.230 0.280 K 0.050 M 0.100 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |