| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
AS29F200 Datasheet(PDF) 18 Page - Alliance Semiconductor Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS29F200 Datasheet(HTML) 18 Page - Alliance Semiconductor Corporation |
|
18 / 20 page ![]() $65<)533 $65<)533 $65<)533 $65<)533 ® 3UHOLPLQDU\#LQIRUPDWLRQ 3UHOLPLQDU\#LQIRUPDWLRQ 3UHOLPLQDU\#LQIRUPDWLRQ 3UHOLPLQDU\#LQIRUPDWLRQ 4; 4; 4; 4; $//,$1&(#6(0,&21'8&725 $//,$1&(#6(0,&21'8&725 $//,$1&(#6(0,&21'8&725 $//,$1&(#6(0,&21'8&725 ','#4407333<0$1#72:233 ','#4407333<0$1#72:233 ','#4407333<0$1#72:233 ','#4407333<0$1#72:233 7623#SLQ#FDSDFLWDQFH 62#SLQ#FDSDFLWDQFH 'DWD#UHWHQWLRQ Symbol Parameter Test setup Typ Max Unit CIN Input capacitance VIN = 0 6 7.5 pF COUT Output capacitance VOUT = 0 8.5 12 pF CIN2 Control pin capacitance VIN = 0 8 10 µF Symbol Parameter Test setup Typ Max Unit CIN Input capacitance VIN = 0 6 7.5 pF COUT Output capacitance VOUT = 0 8.5 12 pF CIN2 Control pin capacitance VIN = 0 8 10 µF Parameter Temp. (°C) Min Unit Minimum pattern data retention time 150° 10 years 125° 20 years |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |