| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
TLC2272AMDR Datasheet(PDF) 39 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLC2272AMDR Datasheet(HTML) 39 Page - Texas Instruments |
|
39 / 55 page ![]() Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant TLC2274CDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TLC2274CNSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 TLC2274CPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 TLC2274IDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TLC2274IPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 TLC2274MDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TLC2274MDRG4 SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TLC2274QDRG4 SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm) TLC2272ACDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TLC2272ACPWR TSSOP PW 8 2000 367.0 367.0 35.0 TLC2272AIDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TLC2272AMDR SOIC D 8 2500 350.0 350.0 43.0 TLC2272AMDRG4 SOIC D 8 2500 350.0 350.0 43.0 TLC2272AQDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TLC2272CDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TLC2272CPWR TSSOP PW 8 2000 367.0 367.0 35.0 TLC2272IDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 31-May-2019 Pack Materials-Page 2 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |