Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

US2JA Datasheet(PDF) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

No. de pieza US2JA
Descripción Electrónicos  REVERSE VOLTGE 50V~1000V FORWARD CURRENT 2.0AMP FAST RECOVERY RECTIFIER
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FS [First Silicon Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

US2JA Datasheet(HTML) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

  US2JA Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd US2JA Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd US2JA Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Package Dimensions in inches and (millmeters)
Min.
Max.
Min.
Max.
A
0.095
0.104
2.40
2.65
B
0.050
0.064
1.27
1.63
C
0.189
0.205
4.8
5.2
D
0.075
0.089
1.9
2.25
E
0.031
0.059
0.8
1.5
inches
mm
Dimensions
Note:
DO-214AC
molded plastic case
The marking band indicates the
cathode
Package outline
US2AA ~ US2MA
2015. 08. 04
3/3
Revision No : 0



Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com