| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32WLE4JCU6TR Datasheet(PDF) 34 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32WLE4JCU6TR Datasheet(HTML) 34 Page - STMicroelectronics |
|
34 / 145 page ![]() Functional overview STM32WLE5/E4xx 34/145 DS13105 Rev 8 Table 10. Peripherals interconnect matrix(1) (2) Source Destination TIM1 -X - - - - - XXX X - - - TIM2 X - - - - - - XXX X - - - TIM16 - - - - - - - - - - - -X - TIM17 X - - - - - - - - - - -X - LPTIM1 - - - - - -X -X - -X - - LPTIM2 - - - - - -X -X - -X - - LPTIM3 - - - - - - - - - - -X -X ADC X - - - - - - - - - - - - Temperature sensor - - - - - - -X - - - - - - VBAT(3) - - - - - - -X - - - - - - VREFINT - - - - - - -X - - - - - - HSE32 - - -X - - - - - - - - - - LSE -X X - - - - - - - - - - - MSI - - -X - - - - - - - - - - LSI - -X - - - - - - - - - - - MCO - - -X - - - - - - - - - - GPIO EXTI - - - - - - -X X - -X - - RTC - -X -X X - - - - - - - - TAMP - - - -X X - - - - - - - - COMP1 X X XX XX - - - - - - - - COMP2 X X XX XX - - - - - - - - SYST ERR X -X X - - - - - - - - - - 1. For more details, refer to section “Interconnection details” of the reference manual. 2. The “-” symbol in grayed cells means no interconnect. 3. VDD on STM32WLE5/4UxYx devices. |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |