Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

XC6219A092PR Datasheet(PDF) 14 Page - Torex Semiconductor

No. de pieza XC6219A092PR
Descripción Electrónicos  High Speed LDO Regulators Low ESR Cap Compatible ON/OFF Switch
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TOREX [Torex Semiconductor]
Página de inicio  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6219A092PR Datasheet(HTML) 14 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6219A092PR Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC6219A092PR Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC6219A092PR Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor XC6219A092PR Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor XC6219A092PR Datasheet HTML 14Page - Torex Semiconductor XC6219A092PR Datasheet HTML 15Page - Torex Semiconductor XC6219A092PR Datasheet HTML 16Page - Torex Semiconductor XC6219A092PR Datasheet HTML 17Page - Torex Semiconductor XC6219A092PR Datasheet HTML 18Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 18 page
background image
Data Sheet
14
R000026
XC6219 Series
High Speed LDO Regulators, Low ESR Cap. Compatible, ON/OFF Switch
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Continued)
(6) Supply Current vs. Ambient Temperature
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
-40
-20
0
20406080
100
Ambient Temperature Topr (OC)
XC6219x252
VIN=3.5V
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
-40
-20
0
20406080
100
Ambient Temperature Topr (OC)
XC6219x182
VIN=2.8V
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Ambient Temperature Topr (OC)
XC6219x302
VIN=4.0V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com