| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
UM2461 Datasheet(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM2461 Datasheet(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 24 page ![]() Hardware overview UM2461 18/24 UM2461 Rev 2 D13 (CN5) 11 PG11 24 SCK - DSPI_0 UC19 AN[57] 12 PC1 6 LINFlexD1 5 RXD UC9 D12 (CN5) 13 PD11 26 SIN - DSPI_0 UC21 AN[63] 14 PC2 LINFlexD1 5 TXD UC8 D11 (CN5) 15 PG12 25 SOUT - DSPI_0 UC20 AN[58] nc 16 D10 (CN5) 17 PB11 29 CS0 - DSPI_0 UC24 nc 18 D9 (CN5) 19 PA10 52 UC15 M_CAN_2 _TX M_CAN_1 _TX LINFlex2 TXD GND 20 D8 (CN5) 21 PA11 53 UC16 M_CAN_2 _RX M_CAN_1 _RX LINFlex2 RXD 22 PM14 46 M_CAN_1 _RX REQ7 D7 (CN9) 23 PF3 63 UC2 CS1 - DSPI_1 LINFlex2 TXD INT9 24 PC15 59 UC26 D6 (CN9) 25 PB10 30 UC25 SOUT - DSPI_2 LINFlex0 TXD INT3 26 PI2 14 M_CAN_3 _RX UC5 D5 (CN9) 27 PE10 30 UC17 SIN - DSPI_3 LINFlex0 RXD 28 PI1 13 M_CAN_3 _7X UC4 D4 (CN9) 29 PC13 61 UC28 SIN - DSPI_1 M_CAN_1 _TX 30 PD0 58 SCK - DSPI_2 UC22 REQ4 D3 (CN9) 31 PA2 50 LINFlex1 TXD UC10 INT18 Table 10. CN10 - Extended Connectors (I/O Headers) (continued) Signal Connector CN10 CN10 Pin uC Port uC Pin Function Alternate Function (1) Alternate Function (2) Alternate Function (2) |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |