Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

STM32L152CCT6 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

No. de pieza STM32L152CCT6
Descripción Electrónicos  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3, 256KB Flash, 32KB SRAM, 8KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  136 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L152CCT6 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STM32L152CCT6 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM32L152CCT6 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM32L152CCT6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32L152CCT6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32L152CCT6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32L152CCT6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32L152CCT6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32L152CCT6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32L152CCT6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 136 page
background image
Contents
STM32L151xC STM32L152xC
4/136
DocID022799 Rev 13
6.3.4
Supply current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6.3.5
Wakeup time from low-power mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
6.3.6
External clock source characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6.3.7
Internal clock source characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.3.8
PLL characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
6.3.9
Memory characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
6.3.10
EMC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
6.3.11
Electrical sensitivity characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6.3.12
I/O current injection characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6.3.13
I/O port characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
6.3.14
NRST pin characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
6.3.15
TIM timer characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.3.16
Communications interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
6.3.17
12-bit ADC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6.3.18
DAC electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
6.3.19
Operational amplifier characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6.3.20
Temperature sensor characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6.3.21
Comparator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6.3.22
LCD controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
7
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
7.1
LQFP100, 14 x 14 mm, 100-pin low-profile quad flat package
information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
7.2
LQFP64, 10 x 10 mm, 64-pin low-profile quad flat package
information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
7.3
LQFP48, 7 x 7 mm, 48-pin low-profile quad flat package
information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
7.4
UFQFPN48 7 x 7 mm, 0.5 mm pitch, package information . . . . . . . . . . .119
7.5
UFBGA100, 7 x 7 mm, 100-ball ultra thin, fine pitch ball grid
array package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
7.6
WLCSP63, 0.400 mm pitch wafer level chip size package
information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
7.7
Thermal characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
7.7.1
Reference document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
8
Part numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
9
Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com