| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
L7809ABV Datasheet(PDF) 49 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L7809ABV Datasheet(HTML) 49 Page - STMicroelectronics |
|
49 / 55 page ![]() Table 26. DPAK tape and reel mechanical data Tape Reel Dim. mm Dim. mm Min. Max. Min. Max. A0 6.8 7 A 330 B0 10.4 10.6 B 1.5 B1 12.1 C 12.8 13.2 D 1.5 1.6 D 20.2 D1 1.5 G 16.4 18.4 E 1.65 1.85 N 50 F 7.4 7.6 T 22.4 K0 2.55 2.75 P0 3.9 4.1 Base qty. 2500 P1 7.9 8.1 Bulk qty. 2500 P2 1.9 2.1 R 40 T 0.25 0.35 W 15.7 16.3 L78 D²PAK and DPAK packing information DS0422 - Rev 36 page 49/55 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |