Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

HU2W331MCAS2WPEC Datasheet(PDF) 2 Page - AIC tech Inc.

No. de pieza HU2W331MCAS2WPEC
Descripción Electrónicos  Useful of 4,000 hours at 105ºC
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AICTECH [AIC tech Inc.]
Página de inicio  https://www.aictech-inc.com/en
Logo AICTECH - AIC tech Inc.

HU2W331MCAS2WPEC Datasheet(HTML) 2 Page - AIC tech Inc.

  HU2W331MCAS2WPEC Datasheet HTML 1Page - AIC tech Inc. HU2W331MCAS2WPEC Datasheet HTML 2Page - AIC tech Inc. HU2W331MCAS2WPEC Datasheet HTML 3Page - AIC tech Inc. HU2W331MCAS2WPEC Datasheet HTML 4Page - AIC tech Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SNAP MOUNT TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
HU Series
Standard Products Table
Rated
Voltage
(V. DC)
Capacitance
(
μF)
Case size
φD×L
(mm)
tan
20
℃, 120Hz
Ripple current
(Arms)
105
℃, 120Hz
ESR(typ.)
(m )
20
℃, 100Hz
Product name
200
330
22
×25
0.15
1.07
330
HU2D331MCXS2WPEC
390
22
×30
0.15
1.24
280
HU2D391MCXS3WPEC
470
25
×25
0.15
1.31
240
HU2D471MCYS2WPEC
560
22
×35
0.15
1.58
200
HU2D561MCXS4WPEC
25
×30
0.15
1.52
200
HU2D561MCYS3WPEC
680
22
×40
0.15
1.83
160
HU2D681MCXS5WPEC
25
×35
0.15
1.77
160
HU2D681MCYS4WPEC
30
×25
0.15
1.60
160
HU2D681MCZS2WPEC
820
22
×50
0.15
2.20
140
HU2D821MCXS7WPEC
25
×40
0.15
2.05
140
HU2D821MCYS5WPEC
30
×30
0.15
1.86
140
HU2D821MCZS3WPEC
35
×25
0.15
1.52
140
HU2D821MCAS2WPEC
1,000
25
×45
0.15
2.37
110
HU2D102MCYS6WPEC
30
×35
0.15
2.17
110
HU2D102MCZS4WPEC
1,200
25
×50
0.15
2.70
100
HU2D122MCYS7WPEC
30
×40
0.15
2.49
100
HU2D122MCZS5WPEC
35
×30
0.15
1.94
100
HU2D122MCAS3WPEC
1,500
30
×45
0.15
2.91
80
HU2D152MCZS6WPEC
35
×35
0.15
2.29
80
HU2D152MCAS4WPEC
1,800
30
×50
0.15
3.32
70
HU2D182MCZS7WPEC
35
×40
0.15
2.62
70
HU2D182MCAS5WPEC
2,200
35
×45
0.15
3.02
50
HU2D222MCAS6WPEC
250
220
22
×25
0.15
0.95
440
HU2E221MCXS2WPEC
330
22
×30
0.15
1.24
290
HU2E331MCXS3WPEC
25
×25
0.15
1.19
290
HU2E331MCYS2WPEC
390
22
×35
0.15
1.42
250
HU2E391MCXS4WPEC
25
×30
0.15
1.37
250
HU2E391MCYS3WPEC
470
22
×40
0.15
1.65
210
HU2E471MCXS5WPEC
30
×25
0.15
1.42
210
HU2E471MCZS2WPEC
560
22
×45
0.15
1.88
180
HU2E561MCXS6WPEC
25
×35
0.15
1.74
180
HU2E561MCYS4WPEC
680
25
×45
0.15
2.11
150
HU2E681MCYS6WPEC
30
×30
0.15
1.82
150
HU2E681MCZS3WPEC
35
×25
0.15
1.52
150
HU2E681MCAS2WPEC
820
25
×50
0.15
2.41
120
HU2E821MCYS7WPEC
30
×35
0.15
2.10
120
HU2E821MCZS4WPEC
35
×30
0.15
1.76
120
HU2E821MCAS3WPEC
1,000
30
×40
0.15
2.43
100
HU2E102MCZS5WPEC
35
×35
0.15
2.04
100
HU2E102MCAS4WPEC
1,200
30
×50
0.15
2.89
80
HU2E122MCZS7WPEC
35
×40
0.15
2.34
80
HU2E122MCAS5WPEC
1,500
35
×45
0.15
2.73
70
HU2E152MCAS6WPEC
1,800
35
×50
0.15
3.11
60
HU2E182MCAS7WPEC
Rated
Voltage
(V. DC)
Capacitance
(
μF)
Case size
φD×L
(mm)
tan
20
℃, 120Hz
Ripple current
(Arms)
105
℃, 120Hz
ESR(typ.)
(m )
20
℃, 100Hz
Product name
400
120
22
×25
0.20
0.77
800
HU2G121MCXS2WPEC
150
22
×25*
0.20
0.87
640
HU2G151MCXS2WPEC
180
22
×30*
0.20
1.01
540
HU2G181MCXS3WPEC
25
×25
0.20
0.99
540
HU2G181MCYS2WPEC
220
22
×30*
0.20
1.11
440
HU2G221MCXS3WPEC
22
×35
0.20
1.17
440
HU2G221MCXS4WPEC
25
×25*
0.20
1.10
440
HU2G221MCYS2WPEC
25
×30
0.20
1.16
440
HU2G221MCYS3WPEC
270
22
×35*
0.20
1.29
360
HU2G271MCXS4WPEC
25
×30*
0.20
1.28
360
HU2G271MCYS3WPEC
25
×35
0.20
1.35
360
HU2G271MCYS4WPEC
30
×25
0.20
1.28
360
HU2G271MCZS2WPEC
330
22
×45*
0.20
1.54
290
HU2G331MCXS6WPEC
22
×50
0.20
1.59
290
HU2G331MCXS7WPEC
25
×35*
0.20
1.49
290
HU2G331MCYS4WPEC
25
×40
0.20
1.55
290
HU2G331MCYS5WPEC
30
×25*
0.20
1.41
290
HU2G331MCZS2WPEC
30
×30
0.20
1.49
290
HU2G331MCZS3WPEC
35
×25
0.20
1.46
290
HU2G331MCAS2WPEC
390
22
×50*
0.20
1.73
250
HU2G391MCXS7WPEC
25
×40*
0.20
1.68
250
HU2G391MCYS5WPEC
25
×45
0.20
1.74
250
HU2G391MCYS6WPEC
30
×30*
0.20
1.62
250
HU2G391MCZS3WPEC
30
×35
0.20
1.70
250
HU2G391MCZS4WPEC
35
×25*
0.20
1.59
250
HU2G391MCAS2WPEC
470
25
×45*
0.20
1.92
210
HU2G471MCYS6WPEC
25
×50*
0.20
1.98
210
HU2G471MCYS7WPEC
30
×35*
0.20
1.86
210
HU2G471MCZS4WPEC
30
×40
0.20
1.94
210
HU2G471MCZS5WPEC
35
×30
0.20
1.84
210
HU2G471MCAS3WPEC
560
25
×50*
0.20
2.16
180
HU2G561MCYS7WPEC
30
×40*
0.20
2.11
180
HU2G561MCZS5WPEC
30
×45
0.20
2.19
180
HU2G561MCZS6WPEC
35
×30*
0.20
2.01
180
HU2G561MCAS3WPEC
35
×35
0.20
2.09
180
HU2G561MCAS4WPEC
680
25
×60*
0.20
2.51
150
HU2G681MCYS9WPEC
30
×45*
0.20
2.41
150
HU2G681MCZS6WPEC
30
×50
0.20
2.48
150
HU2G681MCZS7WPEC
35
×35*
0.20
2.31
150
HU2G681MCAS4WPEC
35
×40
0.20
2.40
150
HU2G681MCAS5WPEC
820
30
×50*
0.20
2.65
120
HU2G821MCZS7WPEC
35
×40*
0.20
2.63
120
HU2G821MCAS5WPEC
35
×45
0.20
2.72
120
HU2G821MCAS6WPEC
1,000
30
×60*
0.20
3.17
100
HU2G102MCZS9WPEC
35
×50*
0.20
3.09
100
HU2G102MCAS7WPEC
1,200
35
×55*
0.20
3.38
80
HU2G122MCAS8WPEC
1,500
35
×100
0.20
3.93
70
HU2G152MSAS17WPEC
40
×76
0.20
3.99
70
HU2G152MSBS12WPEC
1,800
40
×101
0.20
4.47
60
HU2G182MSBS17WPEC



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com