Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

UPD76F0018 Datasheet(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp

No. de pieza UPD76F0018
Descripción Electrónicos  MOS INTEGRATED CIRCUIT
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

UPD76F0018 Datasheet(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp

Back Button UPD76F0018 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp UPD76F0018 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp UPD76F0018 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp UPD76F0018 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp UPD76F0018 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp UPD76F0018 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp UPD76F0018 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp UPD76F0018 Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp UPD76F0018 Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 42 page
background image
9
Data Sheet U14832EE2V1DS00
µPD76F0018
PAL0
I/O
Port AL
16-bit input/output
port
5-K
A0
PAL1
A1
PAL2
A2
PAL3
A3
PAL4
A4
PAL5
A5
PAL6
A6
PAL7
A7
PAL8
A8
PAL9
A9
PAL10
A10
PAL11
A11
PAL12
A12
PAL13
A13
PAL14
A14
PAL15
A15
PAH0
I/O
Port AH
8-bit input/output port
5
A16
PAH1
A17
PAH2
A18
PAH3
A19
PAH4
A20
PAH5
A21
PAH6
A22
PAH7
A23
PDL0
I/O
Port DL
16-bit input/output
port
5-K
D0
PDL1
D1
PDL2
D2
PDL3
D3
PDL4
D4
PDL5
D5
PDL6
D6
PDL7
D7
PDL8
D8
PDL9
D9
PDL10
D10
PDL11
D11
PDL12
D12
PDL13
D13
PDL14
D14
PDL15
D15
PCM0
I/O
Port CM
2-bit input/output port
5-K
WAIT
PCM1
CLKOUT
Table 1-1:
Pin Functions: Ports
Port
I/O
Function
Driver Type
Alternate1
Alternate2
Alternate2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com