Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

ICS95V2F857A Datasheet(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp

No. de pieza ICS95V2F857A
Descripción Electrónicos  2.5V Wide Range Frequency Clock Driver (45MHz - 233MHz)
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ICS95V2F857A Datasheet(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ICS95V2F857A Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ICS95V2F857A Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ICS95V2F857A Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ICS95V2F857A Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ICS95V2F857A Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ICS95V2F857A Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ICS95V2F857A Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp ICS95V2F857A Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp ICS95V2F857A Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
8
ICS95V2F857A
1065A—0 2/03/05
(N is a large number of samples)
t ( ) n+1
t () n
t ()=
1
n= N
t () n
N
CLK_INC
CLK_INT
FB_INC
FB_INT
t(SK_O)
Y #
X
Y , FB_OUTC
X
Y , FB_OUTT
X
Y , FB_OUTC
X
Y , FB_OUTT
X
Y , FB_OUTC
X
Y , FB_OUTT
X
YX
Parameter Measurement Information
Figure 4. Static Phase Offset
Figure 5. Output Skew
1
fO
t
= t
-
(jit_per)
C(n)
1
fO
Figure 6. Period Jitter



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com