Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

M24128-BWMB5TG/P Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

No. de pieza M24128-BWMB5TG/P
Descripción Electrónicos  128 Kbit, 64 Kbit and 32 Kbit serial I2C bus EEPROM
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24128-BWMB5TG/P Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  M24128-BWMB5TG/P Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M24128-BWMB5TG/P Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M24128-BWMB5TG/P Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M24128-BWMB5TG/P Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M24128-BWMB5TG/P Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M24128-BWMB5TG/P Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M24128-BWMB5TG/P Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M24128-BWMB5TG/P Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M24128-BWMB5TG/P Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 34 page
background image
M24128, M24C64, M24C32
List of figures
5/34
List of figures
Figure 1.
Logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 2.
DIP, SO, TSSOP and UFDFPN connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 3.
Device select code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 4.
Maximum RP value versus bus parasitic capacitance (C) for an I2C bus . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 5.
I2C bus protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 6.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 7.
Write mode sequences with WC = 1 (data write inhibited) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 8.
Write mode sequences with WC = 0 (data write enabled) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 9.
Write cycle polling flowchart using ACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 10.
Read mode sequences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 11.
AC test measurement I/O waveform. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 12.
AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 13.
PDIP8 – 8 pin Plastic DIP, 0.25mm lead frame, package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 14.
SO8 narrow – 8 lead Plastic Small Outline, 150 mils body width, package outline . . . . . . 28
Figure 15.
TSSOP8 – 8 lead Thin Shrink Small Outline, package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 16.
UFDFPN8 (MLP8) – 8-lead Ultra thin Fine pitch Dual Flat Package No lead
2 × 3mm, package outline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com