Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

7640AP Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No. de pieza 7640AP
Descripción Electrónicos  Bipolar linear integrated circuit
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Página de inicio  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

7640AP Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  7640AP Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers 7640AP Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers 7640AP Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
7640AP
双极型线性集成电路
-------
-------
-------
-------深圳市高地电子有限公司
深圳市高地电子有限公司
深圳市高地电子有限公司
深圳市高地电子有限公司 HIGHLAND
HIGHLAND
HIGHLAND
HIGHLAND
SHENZHEN
SHENZHEN
SHENZHEN
SHENZHEN
ELECTRONICS CO., LTD
ELECTRONICS CO., LTD
ELECTRONICS CO., LTD
ELECTRONICS CO., LTD-------
-------
-------
-------
2
极限参数 Ta=25
参
数
符
号
最 大 值
单
位
电源电压
VCC
8
V
调谐指示驱动电流
ILAMP
10
mA
功
耗注
PD
750
mW
工作温度
TOPR
-25--+75
贮存温度
TSTG
-55--+150
注:Ta>25 时以6mW/ 的比例递减.
直流参数(V
CC
=5V,管脚无输入信号)
参
数
符 号
典型值
单 位
AM
FM
1脚电压
AM混频输入
V1
1.5
0
V
2脚电压
AM混频旁路
V2
1.5
0
V
3 脚电压
AM本振
V3
2.3
2.3
V
4脚电压
电压调整
V4
2.3
2.3
V
5 脚电压
AM中频输出
V5
1.0
0.9
V
6脚电压
电平表输出
V6
1.0
0.9
V
7脚电压
LED驱动输出
V7
V
8脚电压
地
V8
0
0
V
9脚电压 (检波输出
V9
1.4
1.5
V
10脚电压
Vcc
V10
5.0
5.0
V
11脚电压 FM检波
V11
5.0
5.0
V
12脚电压
AM中频旁路
V12
1.5
1.5
V
13脚电压
AM中频输入
V13
1.5
1.5
V
14脚电压
FM中频旁路
V14
1.5
1.5
V
15脚电压
FM中频输入
V15
1.5
1.5
V
16脚电压
AM混频输出
V16
5.0
5.0
V
交流参数(Ta=25 ,V
CC
=5V,FM
f=10.7MHZ,
f=
22.5KHZ,fm=400HZ AM
f=1MHZ,Mod=30%,fm=400HZ)
参
数
符 号
测试图
测 试 条 件
最小值
典型值
最大值
单 位
电源电流
ICC(1)
1
FM VIN=0
10
15
mA
ICC(2)
AM VIN=0
7
10
FM 部分
输入限幅电压
VIN(lim)
1
-3dB限幅
40
46
dB
鉴频输出电压
VOD
1
VIN=66dB
57
85
114
mVrms
信噪比
S/N
1
VIN=80dB
65
dB
总谐波失真
THD
1
VIN=80dB
0.05
%
调幅抑制比
AMR
1
VIN=80dB
38
dB
续表
参
数
符 号
测试图
测 试 条 件
最小值
典型值
最大值
单 位



Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com