| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STOD2540 Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STOD2540 Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 19 page ![]() STOD2540 Electrical characteristics 7/19 Note: 1 Guaranteed by design. VEN Enable input logic low Disable Low VIL 0.3 V Enable input logic high Enable High VIH 1.2 Line_VFB Line regulation VFB VI = 3V to 5.5V, IO = 5 mA 5 35 mV Load_VFB Line regulation VFB VI = 3V to 5.5V, IO = 5 mA 5 35 mV Table 4. Electrical characteristics (TJ = 40°C to 85°C, VI = 3.6V, VEN = 3V, CI = CO = 4.7µF, L = 4.7µH, R1 = 180kΩ, R2 = 10kΩ, VO = 24V, Typ. values @ 25°C, unless otherwise specified). Symbol Parameter Test Min. Typ. Max. Unit |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |