| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
LM358ST Datasheet(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM358ST Datasheet(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 20 page ![]() Package information LM158-LM258-LM358 14/20 6.1 DIP8 package Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A5.33 0.210 A1 0.38 0.015 A2 2.92 3.30 4.95 0.115 0.130 0.195 b 0.36 0.46 0.56 0.014 0.018 0.022 b2 1.14 1.52 1.78 0.045 0.060 0.070 c 0.20 0.25 0.36 0.008 0.010 0.014 D 9.02 9.27 10.16 0.355 0.365 0.400 E 7.62 7.87 8.26 0.300 0.310 0.325 E1 6.10 6.35 7.11 0.240 0.250 0.280 e 2.54 0.100 eA 7.62 0.300 eB 10.92 0.430 L 2.92 3.30 3.81 0.115 0.130 0.150 |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |