| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
TC1271ATBVRCTR Datasheet(PDF) 8 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC1271ATBVRCTR Datasheet(HTML) 8 Page - Microchip Technology |
|
8 / 40 page ![]() TC1270A/70AN/71A DS22035B-page 8 © 2007 Microchip Technology Inc. Note: Unless otherwise indicated, all limits are specified for VDD = 1V to 5.5V, TA = –40°C to +125°C. FIGURE 2-7: IDD vs. VDD (Reset Power-up Timer Inactive) (TC1270AL, TC1270ANL, TC1271AL - 4.50V min. / 4.63V typ. / 4.75V max.). FIGURE 2-8: IDD vs. VDD (Reset Power-up Timer Inactive) (TC1270AT, TC1270ANT, TC1271AT - 3.00V min. / 3.08V typ. / 3.15V max.). FIGURE 2-9: IDD vs. VDD (Reset Power-up Timer Inactive) (TC1270AR, TC1270ANR, TC1271AR - 2.55V min. / 2.63V typ. / 2.70V max.). FIGURE 2-10: IDD vs. VDD (Reset Power-up Timer Active) (TC1270AL, TC1270ANL, TC1271AL - 4.50V min. / 4.63V typ. / 4.75V max.). FIGURE 2-11: IDD vs. VDD (Reset Power-up Timer Active) (TC1270AT, TC1270ANT, TC1271AT - 3.00V min. / 3.08V typ. / 3.15V max.). FIGURE 2-12: IDD vs. VDD (Reset Power-up Timer Active) (TC1270AR, TC1270ANR, TC1271AR - 2.55V min. / 2.63V typ. / 2.70V max.). 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 1 234 5 VDD (V) -40°C +125°C +25°C 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 1 234 5 VDD (V) -40°C +125°C +25°C 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 1 234 5 VDD (V) -40°C +125°C +25°C 4.5 5 5.5 6 6.5 7 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 VDD (V) -40°C +125°C +25°C 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 33.5 4 4.555.5 VDD (V) -40°C +125°C +25°C 2 3 4 5 6 7 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 VDD (V) -40°C +125°C +25°C |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |