| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
TC1271ALCVRCTR Datasheet(PDF) 6 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC1271ALCVRCTR Datasheet(HTML) 6 Page - Microchip Technology |
|
6 / 40 page ![]() TC1270A/70AN/71A DS22035B-page 6 © 2007 Microchip Technology Inc. TEMPERATURE CHARACTERISTICS Electrical Specifications: Unless otherwise indicated, VDD = +1.0V to +5.5V, VSS = GND. Parameters Sym Min Typ Max Units Conditions Temperature Ranges Specified Temperature Range TA -40 — +125 °C Operating Temperature Range TA -40 — +125 °C Storage Temperature Range TA -65 — +150 °C Thermal Package Resistances Thermal Resistance, 5L-SOT-23 θ JA —256 — °C/W Thermal Resistance, 4L-SOT-143 θ JA —426 — °C/W |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |