Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

SC20J065AD Datasheet(PDF) 3 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

No. de pieza SC20J065AD
Descripción Electrónicos  SiC Schottky Diode
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

SC20J065AD Datasheet(HTML) 3 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  SC20J065AD Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. SC20J065AD Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. SC20J065AD Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. SC20J065AD Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. SC20J065AD Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. SC20J065AD Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. SC20J065AD Datasheet HTML 7Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
R
SC20J065AD
版本:
202406A
3/7
电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
项
目
Parameter
符
号
Symbol
测试条件
Tests conditions
最小
Min
典型
Typ
最大
Max 单位 Units
正向电压
Forward Voltage
VF
IF =10A TJ=25°C
IF =10A TJ=175°C
-
1.5
2.0
1.8
2.5
V
反向电流
Reverse Current
IR
VR = 650V TJ=25°C
VR = 650V TJ=175°C
1
10
5
30
μA
总储存电荷
Total Capacitive Charge
QC
VR = 400V, TJ = 25°C,IF=10A
QC =∫ C(V)dV
VR
0
28
nC
总电容
Total Capacitance
C
VR = 0 V, TJ = 25°C, f = 1 MHz
VR = 200V, TJ = 25˚C, f = 1 MHz
VR = 400V, TJ = 25˚C, f = 1 MHz
550
53
48
pF
电容储存能量
Capacitance
Stored Energy
EC
VR =400 V
7.0
μJ
热特性
THERMAL CHARACTERISTICS
项
目
Parameter
符
号
Symbol
典型值
Typ
单 位
Unit
结到管壳的热阻
Thermal Resistance Junction to Case
Rth(j-c)
2.70
℃
/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com