Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

BNS02LU Datasheet(PDF) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

No. de pieza BNS02LU
Descripción Electrónicos  Mechanical Cam Switches
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Página de inicio  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BNS02LU Datasheet(HTML) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

  BNS02LU Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BNS02LU Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Mechanical Cam Switches
BNS 813-B04-L12-61-A-10-01
Order Code: BNS02LU
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-27-06-02
Subject to change without notice: 217574
ETIM 6.0: EC001829
BNS02LU_0.125_2024-08-01
2 / 2
Range/Distance
Repeatability
1-4. Switch position: ±0.01 mm
Switch position spacing
12 mm
Wiring Diagrams (Schematic)



Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com