Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

KBPC1502F/W Datasheet(PDF) 1 Page - Semikron International

No. de pieza KBPC1502F/W
Descripción Electrónicos  Silicon-Bridge Rectifiers
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SEMIKRON [Semikron International]
Página de inicio  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International

KBPC1502F/W Datasheet(HTML) 1 Page - Semikron International

  KBPC1502F/W Datasheet HTML 1Page - Semikron International KBPC1502F/W Datasheet HTML 2Page - Semikron International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Square bridge
Silicon-Bridge Rectifiers
KBPC 1500F/W ... KBPC1516F/W
Forward Current: 15 A
Reverse Voltage: 50 to 1600 V
Publish Data
Features
Mechanical Data
Absolute Maximum Ratings
Symbol
Conditions
Values
Units
Characteristics
Symbol
Conditions
Values
Units
Dimensions in mm
KBPC 1500FW ... KBPC1516FW
1
10-04-2006 SCT
© by SEMIKRON


Número de pieza similar - KBPC1502F/W

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Semikron International
KBPC1502F/W SEMIKRON-KBPC1502F/W Datasheet
277Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
More results

Descripción similar - KBPC1502F/W

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Diotec Semiconductor
GBI15A DIOTEC-GBI15A Datasheet
75Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
GBI25A DIOTEC-GBI25A Datasheet
75Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
GBS4A DIOTEC-GBS4A Datasheet
146Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
GBU6A DIOTEC-GBU6A Datasheet
168Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
GBU12A DIOTEC-GBU12A Datasheet
187Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
KBPC2500FW DIOTEC-KBPC2500FW Datasheet
153Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
B125C2300-1500 DIOTEC-B125C2300-1500 Datasheet
62Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
logo
Semikron International
GBU6A SEMIKRON-GBU6A Datasheet
221Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
B40C3200-2200 SEMIKRON-B40C3200-2200 Datasheet
170Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
B40C7000-4000 SEMIKRON-B40C7000-4000 Datasheet
178Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com