Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LIMPIADORBATERIA Datasheet(PDF) 2 Page - AG Electronica

No. de pieza LIMPIADORBATERIA
Descripción Electrónicos  LIMPIADOR DE BATERIAS EN AEROSOL
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Página de inicio  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

LIMPIADORBATERIA Datasheet(HTML) 2 Page - AG Electronica

  LIMPIADORBATERIA Datasheet HTML 1Page - AG Electronica LIMPIADORBATERIA Datasheet HTML 2Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
||
|||||
Aplicaciones
Neutraliza superficies ácidas, salitrosas y corrosivas. Limpia superficies de baterías, terminales y
conectores.
Indicaciones de uso
Agítese suavemente y aplique sobre la superficie a tratar. Evite aplicarlo en las placas de la batería.
Precauciones:
No requiere agitarse antes de utilizar. Aplique a una distancia de 15 a 20 cm. Del sistema a tratar.
Evite aplicar en exceso. Utilice el tubo de extensión para lugares de difícil acceso.
AG Electrónica S.A.P.I. de C.V.
República del Salvador N° 20 Segundo Piso
Teléfono: (01)55 5130 - 7210
ACOTACIÓN:
N/A
http://www.agelectronica.com
ESCALA:
N/A
REALIZO: JMML
REV:DMS
TOLERANCIA:
N/A
LIMPIADOR DE BATERIAS EN AEROSOL
TOLERANCIA:
N/A
Fecha:
23/07/2019
No. Parte:
LIMPIADOR-BATERÍAS



Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com