Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

GD25FSY120L2S Datasheet(PDF) 7 Page - StarPower Europe AG

No. de pieza GD25FSY120L2S
Descripción Electrónicos  1200V/25A 6 in one-package
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STARPOWER [StarPower Europe AG]
Página de inicio  www.starpowereurope.com
Logo STARPOWER - StarPower Europe AG

GD25FSY120L2S Datasheet(HTML) 7 Page - StarPower Europe AG

  GD25FSY120L2S Datasheet HTML 1Page - StarPower Europe AG GD25FSY120L2S Datasheet HTML 2Page - StarPower Europe AG GD25FSY120L2S Datasheet HTML 3Page - StarPower Europe AG GD25FSY120L2S Datasheet HTML 4Page - StarPower Europe AG GD25FSY120L2S Datasheet HTML 5Page - StarPower Europe AG GD25FSY120L2S Datasheet HTML 6Page - StarPower Europe AG GD25FSY120L2S Datasheet HTML 7Page - StarPower Europe AG GD25FSY120L2S Datasheet HTML 8Page - StarPower Europe AG GD25FSY120L2S Datasheet HTML 9Page - StarPower Europe AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
GD25FSY120L2S
IGBT Module
©2016 STARPOWER Semiconductor Ltd.
6/28/2016
7/9
SX0A
Fig 9. Diode-inverter Switching Loss vs. RG
Fig 10. Diode-inverter Transient Thermal Impedance
Fig 11. NTC Temperature Characteristic
0
0.5
1
1.5
2
0
40
80
120
160
200
R
G [Ω]
Erec Tj=125℃
Erec Tj=150℃
V
CC=600V
I
F=25A
V
GE=-15V
0.01
0.1
1
10
0.001
0.01
0.1
1
10
t [s]
Diode
i:
1
2
3
4
r
i[K/W]:
0.1086 0.6043 0.5872 0.5329
τ
i[s]:
0.01
0.02
0.05
0.1
0.1
1
10
100
0
30
60
90
120
150
T
C [
oC]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com