Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

YA975C6R Datasheet(PDF) 3 Page - Fuji Electric

No. de pieza YA975C6R
Descripción Electrónicos  Super LLD II (For PFC circut) LOW LOSS SUPER HIGH SPEED RECTIFIER
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FUJI [Fuji Electric]
Página de inicio  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric

YA975C6R Datasheet(HTML) 3 Page - Fuji Electric

  YA975C6R Datasheet HTML 1Page - Fuji Electric YA975C6R Datasheet HTML 2Page - Fuji Electric YA975C6R Datasheet HTML 3Page - Fuji Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
YA975C6R
http://www.fujielectric.co.jp/fdt/scd/
(TO-220AB Io 20A / 600V )
1
10
100
1
10
100
1000
Surge Capability (max.)
Number of Cycles at 50Hz
1
10
100
1000
10
100
1000
Surge Current Ratings (max.)
t Time
(ms)
Sine wave
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
Rth j-c:1.25
oC/W
Transient Thermal Impedance (max.)
t
Time
(sec)



Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com