| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32H523CEU6TR Datasheet(PDF) 71 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CEU6TR Datasheet(HTML) 71 Page - STMicroelectronics |
|
71 / 228 page ![]() E1 28 28 36 54 L12 76 H9 PB15 I/O FT_h - RTC_REFIN, TIM1_CH3N, TIM12_CH2, TIM8_CH3N, USART1_RX, SPI2_MOSI/I2S2_SDO, SPI1_MOSI/I2S1_SDO, UART4_CTS, OCTOSPI1_CLK, DCMI_D2/PSSI_D2, UART5_RX, EVENTOUT PVD_IN - - - - 55 K12 77 J10 PD8 I/O FT_h - USART3_TX, FMC_D13/FMC_AD13, EVENTOUT - - - - - 56 J11 78 J11 PD9 I/O FT_h - USART3_RX, FDCAN2_RX, FMC_D14/FMC_AD14, EVENTOUT - - - - - 57 J12 79 K12 PD10 I/O FT_h - LPTIM2_CH2, USART3_CK, FMC_D15/FMC_AD15, EVENTOUT - - - - - 58 H10 80 G8 PD11 I/O FT_h - LPTIM2_IN2, USART3_CTS/USART3_NSS, UART4_RX, OCTOSPI1_IO0, FMC_A16/FMC_CLE, EVENTOUT - - - - - 59 H11 81 H10 PD12 I/O FT_fh - LPTIM1_IN1, TIM4_CH1, LPTIM2_IN1, I3C1_SCL, USART3_RTS, UART4_TX, OCTOSPI1_IO1, FMC_A17/FMC_ALE, DCMI_D12/PSSI_D12, EVENTOUT - - - - - 60 H12 82 J12 PD13 I/O FT_fh - LPTIM1_CH1, TIM4_CH2, LPTIM2_CH1, I3C1_SDA, OCTOSPI1_IO3, FMC_A18, DCMI_D13/PSSI_D13, EVENTOUT - - - - - - - 83 M1 VSS S - - - - -- - - - - 84 - VDD S - - - - - - - - 61 G11 85 H11 PD14 I/O FT_h - TIM4_CH3, FMC_D0/FMC_AD0, EVENTOUT - Table 13. STM32H523xx pin/ball definition (continued) Pin number(1) |