Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

A27KB Datasheet(PDF) 5 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

No. de pieza A27KB
Descripción Electrónicos  Process Sealed Subminiature Toggles
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Página de inicio  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

A27KB Datasheet(HTML) 5 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

  A27KB Datasheet HTML 1Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A27KB Datasheet HTML 2Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A27KB Datasheet HTML 3Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A27KB Datasheet HTML 4Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A27KB Datasheet HTML 5Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A27KB Datasheet HTML 6Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. A27KB Datasheet HTML 7Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
www.nikkaiswitches.com • Nihon Kaiheiki • Phone 81-44-813-8008 • Fax 81-44-813-8038
Process Sealed Subminiature Toggles
Series A
2-06
PC TERMINALS
Color Codes:
Straight
Material: PVC
Colors Available:
A, B, C
Straight with Bracket
Material: PVC
Colors Available:
A, B, C
Black
White
Red
Yellow
Green
Blue
A
B
C
E
F
G
P
B
Straight with Inline Bracket
Single Pole only
B1
(2.54) Typ
.100
(0.6) Dia Typ
.024
(5.08) Typ
.200
(0.8)
.031
(8.8)
.346
(9.0)
.354
(5.08)
.200
(5.08)
.200
(10.16)
.400
(9.0)
.354
(8.8)
.346
(2.54) Typ
.100
(0.3) Typ
.012
(0.7) Typ
.028
(0.6) Dia Typ
.024
CL
(10.16)
.400
(2.54)
.100
(5.08)
.200
(1.0)
.039
(9.0)
.354
(0.3) Typ
.012
(0.7) Typ
.028
(0.6) Dia Typ
.024
(2.54) Typ
.100
Right Angle
with Bracket
Vertical with Bracket
H
V
Vertical with Inline Bracket
Single Pole only
V1
Straight Long
W
(5.08)
.200
(5.08)
.200
(2.54) Typ
.100
(0.3)
.012
(0.7)
.028
(9.0)
.354
(8.8)
.346
(0.6) Dia Typ
.024
(0.5) Typ
.020
CL
(5.08)
.200
(5.08)
.200
(2.54) Typ
.100
(0.3)
.012
(0.7)
.028
(9.0)
.354
(0.5) Typ
.020
(0.6) Dia Typ
.024
(1.0)
.039
(5.08)
.200
(2.54) Typ
.100
(18.9)
.744
(0.6) Dia Typ
.024
(0.8)
.031
(9.0)
.354
(8.8)
.346
(9.0)
.354
(2.54) Typ
.100
(2.54) Typ
.100
(5.08)
.200
(0.6) Dia Typ
.024
(8.8)
.346
(0.5)
.020
(0.7)
.028
(0.3)
.012
CAPS & PADDLES
AT4003
.394” (10.0mm) Bat Lever Cap
G
AT4064
.248” (6.3mm) Bat Lever Cap
J
26
°
(3.0) Dia
.118
(10.0)
.394
(11.0)
.433
(6.3)
.248
26
°
(7.0)
.276
(3.0) Dia
.118
AT467
Short Paddle
A
AT468
Long Paddle
B
Material: Polyamide
Colors Available:
A, B, C, E, F, G, H
Material: Polyamide
Colors Available:
A, B, C, E, F, G, H
(4.4)
.173
(14.2)
.559
26
°
(2.4)
.094
(10.3)
.406
Gray
H
(9.4)
.370
(5.0)
.197
(4.6)
.181
26
°
(2.4)
.094
(15.1)
.594
(5.0) Dia
.197
Use of a support bracket is recommended to increase PCB mounting strength and stability.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com