| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L412C8 Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L412C8 Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 192 page ![]() DS12469 Rev 4 7/192 STM32L412xx List of tables 9 List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Table 2. STM32L412xx family device features and peripheral counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 3. Access status versus readout protection level and execution modes. . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 4. STM32L412xx modes overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 5. Functionalities depending on the working mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 6. STM32L412xx peripherals interconnect matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 7. DMA implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 8. Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Table 9. Internal voltage reference calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Table 10. Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Table 11. I2C implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Table 12. STM32L412xx USART/UART/LPUART features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Table 13. Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Table 14. STM32L412xx pin definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Table 15. Alternate function AF0 to AF7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Table 16. Alternate function AF8 to AF15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Table 17. STM32L412xx memory map and peripheral register boundary addresses . . . . . . . . . . . . 69 Table 18. Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Table 19. Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Table 20. Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Table 21. General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Table 22. Operating conditions at power-up / power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Table 23. Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Table 24. Embedded internal voltage reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Table 25. Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing running from Flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Table 26. Current consumption in Run modes, code with data processing running from Flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) and power supplied by external SMPS (VDD12 = 1.10 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Table 27. Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing running from Flash, ART disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Table 28. Current consumption in Run modes, code with data processing running from Flash, ART disable and power supplied by external SMPS (VDD12 = 1.10 V). . . . . . . . . . . . . . . 87 Table 29. Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing running from SRAM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Table 30. Current consumption in Run, code with data processing running from SRAM1 and power supplied by external SMPS (VDD12 = 1.10 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Table 31. Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes running from Flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Table 32. Typical current consumption in Run, with different codes running from Flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) and power supplied by external SMPS (VDD12 = 1.10 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Table 33. Typical current consumption in Run, with different codes running from Flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) and power supplied by external SMPS (VDD12 = 1.00 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Table 34. Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes running from Flash, ART disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Table 35. Typical current consumption in Run modes, with different codes running from |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |