| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32U073MBY6TR Datasheet(PDF) 33 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U073MBY6TR Datasheet(HTML) 33 Page - STMicroelectronics |
|
33 / 146 page ![]() Pin Number Pin name (function after reset) Note Alternate functions Additional functions 10 G10 14 14 20 H3 23 J3 PA4 I/O TT_la SPI1_NSS, SPI3_NSS, USART2_CK, LPUART3_TX, LCD_SEG43, LPTIM2_CH1, EVENTOUT COMP1_INM4, COMP2_INM5, ADC1_IN8, DAC1_OUT1 11 E4 15 15 21 F4 24 H3 PA5 I/O FT_la TIM2_CH1, TIM2_ETR, SPI1_SCK, USART3_TX, LPUART3_RX, LCD_SEG44, LPTIM2_ETR, EVENTOUT COMP1_INM4, COMP2_INM5, ADC1_IN9 12 G8 16 16 22 G4 25 J4 PA6 I/O FT_fla TIM1_BKIN, TIM3_CH1, I2C2_SDA, I2C3_SDA, SPI1_MISO, COMP1_OUT, USART3_CTS, LPUART1_CTS, TSC_G5_IO1, LCD_SEG3, TIM16_CH1, EVENTOUT ADC1_IN10 13 F7 17 17 23 H4 26 H4 PA7 I/O FT_fla TIM1_CH1N, TIM3_CH2, I2C2_SCL, I2C3_SCL, SPI1_MOSI, USART3_RX, LCD_SEG4, COMP2_OUT, LPTIM2_CH2, EVENTOUT ADC1_IN14 - - - - 24 H5 27 J5 PC4 I/O FT_la USART3_TX, LPUART3_TX, LCD_SEG22, EVENTOUT COMP1_INM1, ADC1_IN15 - - - - 25 H6 28 G4 PC5 I/O FT_la LPTIM3_CH3, USART3_RX, LPUART3_RX, LCD_SEG23, EVENTOUT COMP1_INP1, ADC1_IN16, WKUP5, TAMP_IN4 14 F5 18 18 26 F5 29 F5 PB0 I/O FT_la TIM1_CH2N, TIM3_CH3, LPTIM3_CH1, SPI1_NSS, USART3_CK, LPUART2_CTS, TSC_G5_IO2, LCD_SEG5, COMP1_OUT, EVENTOUT ADC1_IN17 15 F3 19 19 27 G5 30 H5 PB1 I/O FT_la TIM1_CH3N, TIM3_CH4, LPTIM3_CH2, USART3_RTS/USART3_DE, LPUART1_RTS_DE, TSC_SYNC, LPUART2_RTS_DE, LCD_SEG6, LPTIM2_IN1, EVENTOUT COMP1_INM2, ADC1_IN18 - G6 20 20 28 G6 31 J6 PB2 I/O FT_la RTC_OUT2, LPTIM1_CH1, LCD_VLCD, EVENTOUT COMP1_INP2, RTC_OUT2 - - - - - - 32 G5 PE7 I/O FT_l TIM1_ETR, LCD_SEG45, EVENTOUT - - - - - - - 33 G6 PE8 I/O FT_l TIM1_CH1N, LCD_SEG46, EVENTOUT - - - - - - - 34 H6 PE9 I/O FT_l TIM1_CH1, LPTIM1_CH3, LCD_SEG47, EVENTOUT - - G4 21 21 29 G7 35 J7 PB10 I/O FT_fl TIM2_CH3, LPTIM3_CH1, I2C4_SCL, I2C2_SCL, SPI2_SCK, USART3_TX, LPUART1_RX, TSC_G5_IO3, LPUART2_RX, LCD_SEG10, COMP1_OUT, EVENTOUT - - - 22 22 30 H7 36 H7 PB11 I/O FT_fl TIM2_CH4, I2C4_SDA, I2C2_SDA, USART3_RX, LPUART1_TX, TSC_G5_IO4, LPUART2_TX, LCD_SEG11, COMP2_OUT, EVENTOUT - 16 F1 23 23 31 D6 37 D4 VSS S - - - 17 G2 24 24 32 E6 38 D3 VDD S - - - - - 25 25 33 H8 39 J8 PB12 I/O FT_l TIM1_BKIN, SPI2_NSS, USART3_CK, LPUART1_RTS_DE, TSC_G1_IO1, LCD_SEG12, TIM15_BKIN, EVENTOUT - |