| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
L5963 Datasheet(PDF) 46 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L5963 Datasheet(HTML) 46 Page - STMicroelectronics |
|
46 / 49 page ![]() Package information L5963 46/49 DocID028553 Rev 3 9.5 Package marking information Figure 19. PowerSSO-36 (exp. pad) marking information Table 13. VFQFPN-48 (7x7x1.0 - opt. D) package mechanical data Ref Dimensions Millimeters Inches(1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.85 0.95 1.05 0.0335 0.0374 0.0413 A1 - - 0.05 - - 0.0020 A2 - 0.75 - - 0.0295 - A3 - 0.200 - - 0.0079 - b 0.15 0.25 0.35 0.0059 0.0098 0.0138 D 6.80 7.00 7.15 0.2697 0.2756 0.2815 D2 5.15 5.30 5.45 0.2028 0.2087 0.2146 E 6.85 7.00 7.15 0.2697 0.2756 0.2815 E2 5.15 5.30 5.45 0.2028 0.2087 0.2146 e 0.45 0.50 0.55 0.0177 0.0197 0.0217 L 0.45 0.50 0.55 0.0177 0.0197 0.0217 ddd - - 0.08 - - 0.0031 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |