| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
SPC574KX Datasheet(PDF) 69 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC574KX Datasheet(HTML) 69 Page - STMicroelectronics |
|
69 / 160 page ![]() DocID023601 Rev 6 69/160 SPC574Kx Electrical characteristics 159 δGROUP CC D Group delay Within pass band – Tclk is fADCD_M / 2 —— — — OSR = 24 — — 238.5 Tclk OSR = 28 — — 278 OSR = 32 — — 317.5 OSR = 36 — — 357 OSR = 40 — — 396.5 OSR = 44 — — 436 OSR = 48 — — 475.5 OSR = 56 — — 554.5 OSR = 64 — — 633.5 OSR = 72 — — 712.5 OSR = 75 — — 699 OSR = 80 — — 791.5 OSR = 88 — — 870.5 OSR = 96 — — 949.5 OSR = 112 — — 1107.5 OSR = 128 — — 1265.5 OSR = 144 — — 1423.5 OSR = 160 — — 1581.5 OSR = 176 — — 1739.5 OSR = 192 — — 1897.5 OSR = 224 — — 2213.5 OSR = 256 — — 2529.5 Distortion within pass band –0.5/ fADC D_S — +0.5/ fADCD_S — fHIGH CC D High pass filter 3dB frequency Enabled — 10e-5* fADCD_S —— tSTARTUP CC D Start-up time from power down state — — — 100 µs tLATENCY CC D Latency between input data and converted data when input mux does not change(18) HPF = ON — — δGROUP + fADCD_S — HPF = OFF — — δGROUP — Table 34. SDn ADC electrical specification(1)(Continued) Symbol C Parameter Conditions Value Unit Min Typ Max |