| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32WBA62CGV6 Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32WBA62CGV6 Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 185 page ![]() DS14736 Rev 1 7/185 STM32WBA6xxx List of tables 9 List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Table 2. Device features and peripheral counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 3. Access status versus protection level and execution modes when TZEN = 0 . . . . . . . . . . 20 Table 4. Access status versus protection level and execution modes when TZEN = 1 . . . . . . . . . . 20 Table 5. Example of memory map security attribution versus SAU configuration regions . . . . . . . . 22 Table 6. Boot modes when TrustZone is disabled (TZEN = 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 7. Boot modes when TrustZone is enabled (TZEN = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 8. Boot space versus RDP protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 9. Operating modes overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 10. Functionalities depending on the working mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Table 11. GPDMA1 channels implementation and usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Table 12. GPDMA1 autonomous mode and wake-up in low-power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Table 13. ADC features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Table 14. Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Table 15. Internal voltage reference calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Table 16. AES/SAES features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Table 17. Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Table 18. I2C implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Table 19. USART and LPUART features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Table 20. SPI features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Table 21. SAI implementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Table 22. Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Table 23. Device pin definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Table 24. Alternate functions (AF0 to AF7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Table 25. Alternate functions (AF8 to AF15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Table 26. Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Table 27. Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Table 28. Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Table 29. Main performance at VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Table 30. General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Table 31. Generic RF transmitter characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Table 32. Generic RF receiver characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Table 33. RF Bluetooth Low Energy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Table 34. RF transmitter Bluetooth Low Energy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Table 35. RF receiver Bluetooth Low Energy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Table 36. RF Bluetooth Low Energy power consumption for VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Table 37. RF IEEE802.15.4 characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Table 38. RF transmitter IEEE802.15.4 characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Table 39. RF receiver IEEE802.15.4 characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Table 40. RF IEEE802.15.4 power consumption for VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Table 41. Operating conditions at power-up / power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Table 42. Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Table 43. Embedded internal voltage reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Table 44. Current consumption in Run modes on LDO, code with data processing running from flash memory, Cache ON (1-way), prefetch OFF, VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Table 45. Current consumption in Run modes on SMPS, code with data processing running from flash memory, Cache ON (1-way), prefetch OFF, VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Table 46. Current consumption in Run mode on LDO, with different codes running |