Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

STM32WBA64PII6TR Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

No. de pieza STM32WBA64PII6TR
Descripción Electrónicos  Multiprotocol wireless 32-bit MCU Arm®-based Cortex®-M33 with TrustZone , FPU, Bluetooth IEEE802.15.4 radio solution
PDF  185 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32WBA64PII6TR Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32WBA64PII6TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32WBA64PII6TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32WBA64PII6TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32WBA64PII6TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32WBA64PII6TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32WBA64PII6TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32WBA64PII6TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32WBA64PII6TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32WBA64PII6TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 185 page
background image
DS14736 Rev 1
7/185
STM32WBA6xxx
List of tables
9
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Table 2.
Device features and peripheral counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 3.
Access status versus protection level and execution modes when TZEN = 0 . . . . . . . . . . 20
Table 4.
Access status versus protection level and execution modes when TZEN = 1 . . . . . . . . . . 20
Table 5.
Example of memory map security attribution versus SAU configuration regions . . . . . . . . 22
Table 6.
Boot modes when TrustZone is disabled (TZEN = 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 7.
Boot modes when TrustZone is enabled (TZEN = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 8.
Boot space versus RDP protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 9.
Operating modes overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 10.
Functionalities depending on the working mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 11.
GPDMA1 channels implementation and usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 12.
GPDMA1 autonomous mode and wake-up in low-power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 13.
ADC features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 14.
Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 15.
Internal voltage reference calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 16.
AES/SAES features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Table 17.
Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Table 18.
I2C implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Table 19.
USART and LPUART features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 20.
SPI features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Table 21.
SAI implementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Table 22.
Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Table 23.
Device pin definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Table 24.
Alternate functions (AF0 to AF7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Table 25.
Alternate functions (AF8 to AF15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Table 26.
Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Table 27.
Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Table 28.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Table 29.
Main performance at VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Table 30.
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Table 31.
Generic RF transmitter characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Table 32.
Generic RF receiver characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Table 33.
RF Bluetooth Low Energy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Table 34.
RF transmitter Bluetooth Low Energy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Table 35.
RF receiver Bluetooth Low Energy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Table 36.
RF Bluetooth Low Energy power consumption for VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Table 37.
RF IEEE802.15.4 characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Table 38.
RF transmitter IEEE802.15.4 characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Table 39.
RF receiver IEEE802.15.4 characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Table 40.
RF IEEE802.15.4 power consumption for VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Table 41.
Operating conditions at power-up / power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Table 42.
Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Table 43.
Embedded internal voltage reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Table 44.
Current consumption in Run modes on LDO, code with data processing running
from flash memory, Cache ON (1-way), prefetch OFF, VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Table 45.
Current consumption in Run modes on SMPS, code with data processing running
from flash memory, Cache ON (1-way), prefetch OFF, VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Table 46.
Current consumption in Run mode on LDO, with different codes running



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More