| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
TLC272CPWR Datasheet(PDF) 36 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLC272CPWR Datasheet(HTML) 36 Page - Texas Instruments |
|
36 / 52 page ![]() PACKAGE OPTION ADDENDUM www.ti.com 7-Oct-2025 PACKAGING INFORMATION Orderable part number Status (1) Material type (2) Package | Pins Package qty | Carrier RoHS (3) Lead finish/ Ball material (4) MSL rating/ Peak reflow (5) Op temp (°C) Part marking (6) TLC272ACD Obsolete Production SOIC (D) | 8 - - Call TI Call TI 0 to 70 272AC TLC272ACDR Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 70 272AC TLC272ACDR.A Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 70 272AC TLC272ACP Active Production PDIP (P) | 8 50 | TUBE Yes NIPDAU N/A for Pkg Type 0 to 70 TLC272ACP TLC272ACP.A Active Production PDIP (P) | 8 50 | TUBE Yes NIPDAU N/A for Pkg Type 0 to 70 TLC272ACP TLC272ACPE4 Active Production PDIP (P) | 8 50 | TUBE - Call TI Call TI 0 to 70 TLC272AID Obsolete Production SOIC (D) | 8 - - Call TI Call TI -40 to 85 272AI TLC272AIDR Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 272AI TLC272AIDR.A Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 272AI TLC272AIDRG4 Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 272AI TLC272AIDRG4.A Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 272AI TLC272AIP Active Production PDIP (P) | 8 50 | TUBE Yes NIPDAU N/A for Pkg Type -40 to 85 TLC272AIP TLC272AIP.A Active Production PDIP (P) | 8 50 | TUBE Yes NIPDAU N/A for Pkg Type -40 to 85 TLC272AIP TLC272BCD Obsolete Production SOIC (D) | 8 - - Call TI Call TI 0 to 70 272BC TLC272BCDR Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 70 272BC TLC272BCDR.A Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 70 272BC TLC272BCP Active Production PDIP (P) | 8 50 | TUBE Yes NIPDAU N/A for Pkg Type 0 to 70 TLC272BCP TLC272BCP.A Active Production PDIP (P) | 8 50 | TUBE Yes NIPDAU N/A for Pkg Type 0 to 70 TLC272BCP TLC272BCPE4 Active Production PDIP (P) | 8 50 | TUBE - Call TI Call TI 0 to 70 TLC272BCPS Active Production SO (PS) | 8 80 | TUBE Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 70 P272B TLC272BCPS.A Active Production SO (PS) | 8 80 | TUBE Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 70 P272B TLC272BID Obsolete Production SOIC (D) | 8 - - Call TI Call TI -40 to 85 272BI TLC272BIDR Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 272BI TLC272BIDR.A Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 272BI TLC272BIDRG4 Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 272BI TLC272BIDRG4.A Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 272BI TLC272BIP Active Production PDIP (P) | 8 50 | TUBE Yes NIPDAU N/A for Pkg Type -40 to 85 TLC272BIP TLC272BIP.A Active Production PDIP (P) | 8 50 | TUBE Yes NIPDAU N/A for Pkg Type -40 to 85 TLC272BIP TLC272CD Obsolete Production SOIC (D) | 8 - - Call TI Call TI 0 to 70 272C Addendum-Page 1 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |