| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
HCF4033B Datasheet(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCF4033B Datasheet(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 15 page ![]() PLCC20 MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 9.78 10.03 0.385 0.395 B 8.89 9.04 0.350 0.356 D 4.2 4.57 0.165 0.180 d1 2.54 0.100 d2 0.56 0.022 E 7.37 8.38 0.290 0.330 e 1.27 0.050 e3 5.08 0.200 F 0.38 0.015 G 0.101 0.004 M 1.27 0.050 M1 1.14 0.045 P027A HCC/HCF4026B/4033B 14/15 |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |