| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L433VC Datasheet(PDF) 76 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L433VC Datasheet(HTML) 76 Page - STMicroelectronics |
|
76 / 227 page ![]() Port B PB0 - TIM1_CH2N - - - SPI1_NSS - USART3_CK PB1 - TIM1_CH3N ---- - USART3_RTS_ DE PB2 RTC_OUT LPTIM1_OUT - - I2C3_SMBA - - - PB3 JTDO- TRACESWO TIM2_CH2 - - - SPI1_SCK SPI3_SCK USART1_RTS_ DE PB4 NJTRST - - - I2C3_SDA SPI1_MISO SPI3_MISO USART1_CTS Port B PB5 - LPTIM1_IN1 - - I2C1_SMBA SPI1_MOSI SPI3_MOSI USART1_CK PB6 - LPTIM1_ETR - - I2C1_SCL - - USART1_TX PB7 - LPTIM1_IN2 - - I2C1_SDA - - USART1_RX PB8 -- -- I2C1_SCL - - - PB9 - IR_OUT - - I2C1_SDA SPI2_NSS - - PB10 - TIM2_CH3 - - I2C2_SCL SPI2_SCK - USART3_TX PB11 - TIM2_CH4 - - I2C2_SDA - - USART3_RX PB12 - TIM1_BKIN - TIM1_BKIN_ COMP2 I2C2_SMBA SPI2_NSS - USART3_CK PB13 - TIM1_CH1N - - I2C2_SCL SPI2_SCK - USART3_CTS PB14 - TIM1_CH2N - - I2C2_SDA SPI2_MISO - USART3_RTS_ DE PB15 RTC_REFIN TIM1_CH3N - - - SPI2_MOSI - - Table 16. Alternate function AF0 to AF7(1) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SYS_AF TIM1/TIM2/ LPTIM1 TIM1/TIM2 USART2 I2C1/I2C2/I2C3 SPI1/SPI2 SPI3 USART1/ USART2/ USART3 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |