| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
DIA2240DTP8 Datasheet(PDF) 21 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DIA2240DTP8 Datasheet(HTML) 21 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD |
|
21 / 22 page ![]() DIA2240 Version 1.1, Apr 2026 www.dioo.com © 2026 Dioo Microcircuits Co., Ltd. Jiangsu 17 12.2. SOIC-8 Common Dimensions (Units of measure = Millimeter) Symbol Min Nom Max A 1.35 1.55 1.75 A1 0.10 - 0.25 A2 1.30 1.40 1.50 A3 0.50 0.60 0.70 b 0.38 - 0.47 b1 0.37 0.40 0.43 c 0.17 - 0.25 c1 0.17 0.20 0.23 D 4.80 4.90 5.00 E 5.80 6.00 6.20 E1 3.80 3.90 4.00 e 1.17 1.27 1.37 L 0.45 0.60 0.80 L1 1.04 REF L2 0.25 BSC R 0.07 - - R1 0.07 - - h 0.30 0.40 0.50 θ 0° - 8° θ1 15° 17° 19° θ2 11° 13° 15° |