| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
LM324APW Datasheet(PDF) 18 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM324APW Datasheet(HTML) 18 Page - Texas Instruments |
|
18 / 27 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LM224ADR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 LM224DR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 LM224KADR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 LM224KDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 LM2902DR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 LM2902DR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 LM2902KDBR SSOP DB 14 2000 330.0 16.4 8.2 6.6 2.5 12.0 16.0 Q1 LM2902KDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 LM2902KNSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 LM2902KPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 7.0 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM2902NSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 LM2902PWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 7.0 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM324ADBR SSOP DB 14 2000 330.0 16.4 8.2 6.6 2.5 12.0 16.0 Q1 LM324ADR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 LM324ANSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 LM324APWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 7.0 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM324DR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 LM324DR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 19-Mar-2008 Pack Materials-Page 1 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |