Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

H6ECM Datasheet(PDF) 2 Page - Veris. All Rights Reserved.

No. de pieza H6ECM
Descripción Electrónicos  Current Monitoring
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  VERIS [Veris. All Rights Reserved.]
Página de inicio  https://www.veris.com/
Logo VERIS - Veris. All Rights Reserved.

H6ECM Datasheet(HTML) 2 Page - Veris. All Rights Reserved.

  H6ECM Datasheet HTML 1Page - Veris. All Rights Reserved. H6ECM Datasheet HTML 2Page - Veris. All Rights Reserved.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
* Terminal block may extend up to 1/8” over the height dimensions shown.
2.5" *
(64 mm)
2.1"
(54 mm)
3.5"
(89 mm)
2.9"
(74 mm)
0.4”x 0.2”
(10 mm x 5 mm)
Slot (2x)
1.2"
(31 mm)
Removable Mounting Bracket
0.7"
(18 mm)
0.5"
(13 mm)
2.1"
(54 mm)
1.0"
(26 mm)
0.6"
(16 mm)
Self-gripping Iris
MODEL
AMPERAGE RANGE
STATUS OUTPUT
TRIP POINT
STATUS LED
UL
H6ECM05
0.5 to 175 A
N.O. 1.0 A @ 30 Vac/dc
0.5 A
••
••
ORDERING INFORMATION
DIMENSIONAL DRAWING
WIRING DIAGRAM
AC Power
Insulated Conductor (line or load) ONLY
Digital
Input
800.354.8556 | +1 503.598.4564 | sales@veris.com | intl@veris.com | veris.com
Current Monitoring | H6ECM
Current Monitoring | ECM-Optimized Current Switch
HQ0005778.F 0625



Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com