Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

DIO7290 Datasheet(PDF) 8 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

No. de pieza DIO7290
Descripción Electrónicos  Ultra-Small, Low-Input Voltage, Low RON Load Switch
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Página de inicio  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO7290 Datasheet(HTML) 8 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

Back Button DIO7290 Datasheet HTML 4Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290 Datasheet HTML 5Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290 Datasheet HTML 6Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290 Datasheet HTML 7Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290 Datasheet HTML 8Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290 Datasheet HTML 9Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290 Datasheet HTML 10Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290 Datasheet HTML 11Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290 Datasheet HTML 12Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
DIO7290
www.dioo.com
© 2024 DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD
DIO7290• Rev. 1.4
VIN = 4.2 V
tON
Turn on time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
170
μs
CL = 1 μF
180
CL = 3.3 μF
190
tOFF
Turn off time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
8
μs
CL = 1 μF
55
CL = 3.3 μF
80
tr
VOUT rise time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
166
μs
CL = 1 μF
166
CL = 3.3 μF
162
tf
VOUT fall time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
17
μs
CL = 1 μF
200
CL = 3.3 μF
470
VIN = 5.0 V
tON
Turn on time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
150
μs
CL = 1 μF
160
CL = 3.3 μF
168
tOFF
Turn off time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
8
μs
CL = 1 μF
50
CL = 3.3 μF
72
tr
VOUT rise time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
155
μs
CL = 1 μF
152
CL = 3.3 μF
148
tf
VOUT fall time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
17
μs
CL = 1 μF
200
CL = 3.3 μF
390
Note:
(1) Specifications subject to change without notice.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com