| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
LM2904WN Datasheet(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM2904WN Datasheet(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 19 page ![]() Package information LM2904W 16/19 5.3 TSSOP8 package information Figure 28. TSSOP8 package mechanical drawing Table 6. TSSOP8 package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.2 0.047 A1 0.05 0.15 0.002 0.006 A2 0.80 1.00 1.05 0.031 0.039 0.041 b 0.19 0.30 0.007 0.012 c 0.09 0.20 0.004 0.008 D 2.90 3.00 3.10 0.114 0.118 0.122 E 6.20 6.40 6.60 0.244 0.252 0.260 E1 4.30 4.40 4.50 0.169 0.173 0.177 e 0.65 0.0256 k 0°8° 0°8° L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 L1 1 0.039 aaa 0.1 0.004 |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |