| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
RZ_T2M Datasheet(PDF) 21 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RZ_T2M Datasheet(HTML) 21 Page - Renesas Technology Corp |
|
21 / 128 page ![]() Table 1.18 List of pins and pin functions (320-pin FBGA) (2 of 10) Pin number I/O power domain Power supply clock system control I/O port Bus Timer (MTU3, POE3, GPT / POEG, CMTW, RTC) Communication (SCI, IIC, GMAC, ETHSW, ESC, USB, CANFD, SPI, xSPI) DSMIF Interrupt ADC12 Encoder I/F A10 — MDV1 P20_2 — — DE3 / ETHSW_TDMAOUT1 / ESC_LEDRUN / ESC_LEDSTER — — — — A11 — VSS — — — — — — — — A12 — — — — — — — — AN114 — A13 — — — — — — — — AN113 — A14 — — — — — — — — AN108 — A15 — — — — — — — — AN106 — A16 — — — — — — — — AN104 — A17 — — — — — — — — AN103 — A18 — — — — — — — — AN002 — A19 — — — — — — — — AN004 — A20 — VSS — — — — — — — — B1 VCC1833_2 — P00_2 D28 / RD# MTIC5V TXD2 / SDA2 / MOSI2 / ETH2_TXEN / USB_OVRCUR — — — — B2 VCC1833_2 — P00_0 D26 / D15 — SCK2 / ETH2_RXD3 — — — — B3 VCC1833_2 — P23_7 D22 / D11 / BS MTIOC0A / GTETRGA SCK1 / ETH2_RXD0 MCLK 4 — — ENCIF12 B4 — — P23_2 D17 / WE1# / DQMLU MTCLKB — — IRQ8 — — B5 — — P22_5 D12 — CTS4# — — — — B6 — TRACEDATA7 P22_0 D7 MTIOC7D / GTIOC17B DE5 MDAT 3 IRQ15 — — B7 — TRACEDATA6 P21_7 D6 / DREQ MTIOC7C / GTIOC17A DE0 MCLK 3 IRQ10 — — B8 — TRACEDATA2 P21_3 D2 MTIOC6C / GTIOC15A TXD5 / SDA5 / MOSI5 / SPI_SSL33 MCLK 1 — — ENCIF7 B9 — TRACEDATA0 P21_1 D0 MTIOC6A / GTIOC14A / CMTW0_TIC0 SCK5 / IIC_SCL1 / SPI_SSL20 MCLK 0 — — ENCIF5 B10 — MDV3 P20_4 — — ETHSW_TDMAOUT3 / ESC_LINKACT1 — — — — B11 — VSS — — — — — — — — B12 — — — — — — — — AN112 — B13 — — — — — — — — AN110 — B14 — — — — — — — — AN107 — B15 — — — — — — — — AN105 — B16 — — — — — — — — AN101 — B17 — — — — — — — — AN000 — B18 — — — — — — — — AN006 — B19 — — — — — — — — AN007 — B20 — — P20_0 — MTIOC7D / GTIOC7B — — — — — C1 VCC1833_2 — P00_7 RAS# MTIOC4A / GTIOC2A — — IRQ13 — — C2 VCC1833_2 — P00_3 D29 / RD/WR# MTIC5W SS2# / CTS2# / RTS2# / ETH2_REFCLK / RMII2_REFCLK — IRQ1 — — C3 VCC1833_2 — P24_1 D24 / D13 / CAS# MTIOC0C / POE8# / GTETRGC ETH2_RXCLK MCLK 5 — — ENCIF14 C4 VCC1833_2 — P24_0 D23 / D12 / CKE / DREQ MTIOC0B / GTETRGB RXD1 / SCL1 / MISO1 / ETH2_RXD1 MDAT 4 — — ENCIF13 C5 — — P23_4 D19 / CS5# MTCLKD — — — — — C6 — — P22_7 D14 — SCK0 / IIC_SDA1 — — — — C7 — TRACECTL P22_1 D8 POE4# SS4# / CTS4# / RTS4# / ESC_LINKACT2 — — — — RZ/T2M Datasheet 1. Overview R01DS0383EJ0130 Rev.1.30 Mar 13, 2026 Page 21 of 128 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |