Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LT4HT24ACJ Datasheet(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

No. de pieza LT4HT24ACJ
Descripción Electrónicos  Multifunktions-Zeitrelais mit digitaler Zeitanzeige
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Página de inicio  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

LT4HT24ACJ Datasheet(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  LT4HT24ACJ Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor LT4HT24ACJ Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor LT4HT24ACJ Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor LT4HT24ACJ Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor LT4HT24ACJ Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor LT4HT24ACJ Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor LT4HT24ACJ Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor LT4HT24ACJ Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor LT4HT24ACJ Datasheet HTML 9Page - Panasonic Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
3
Maße
• LT4H
Anschluss und Verdrahtung
• 8-polige Typen
Relais Ausgang
Transistor Ausgang
Relais Ausgang
Transistor Ausgang
• Schraubklemmenanschluss
• Maße für Tafelmontage
• Maße für Frontplattenmontage
• Schalttafelausschnitt
Benutzen Sie die Befestigungsrahmen
(AT8DA4J) und die Gummidichtung (ATC18002J).
• Verbundmontage
Hinweise: 1: Die Tafeldicke sollte zwischen 1 und 5 mm sein.
2: Bei Verbundmontage geht die Wasserdichtheit
zwischen der Einheit und der Tafel verloren.
UP
DOWN
RESET
LOCK
TIMER
LT4H
s
OP.
48
48
5,5
70,1
55,6
7,5
44,5
44,5
5,5
64,5
7,5
Schraubklemmentyp
Schraubklemmentyp
Sockeltyp
Sockeltyp
UP
DOWN
RESET
LOCK
TIMER
LT4H
OP
RST
LOCK
h
m s
Installationsrahmen
AT8DA4J (mitgeliefert)
Installationspanel
Gummidichtungsring
ATC18002J
(mitgeliefert)
48
48
66
50
1
63,5
44,5
UP
DOWN
RESET
LOCK
TIMER
LT4H
OP
RST
LOCK
h
m s
Installationsrahmen
AT8DA4J (mitgeliefert)
Installationspanel
Gummidichtungs-
ring ATC18002J
(mitgeliefert)
48
48
66
50
1
90
11-pol. Typ
Kappe (AT8DP11J)
separat erhältlich
8-pol. Typ
Kappe (AD8RCJ)
separat erhältlich
• DIN-Schienensockel
• ATC180031J (8-pol.)
• ATC180041J (11-pol.)
Installationsschiene
AT8DLA1J
(separat erhältlich)
( ) Maße für 8-Pin Typ
95,5
(90,0)
80 min.
80min.
45-0,6
0
45-0,6
0
0
0
A
A = (48 × n – 2,5) –0,6
0
45-0,6
0
8
5
1
7
6
2
3
4
COM
NO
NC
Reset
Signal
Betriebsspannung
(+)
(–)
8
5
1
7
6
2
3
4
Reset
Signal
Betriebsspannung
(+)
(–)
• 11-polige Typen
Relais Ausgang
Transistor Ausgang
1
2
3
4
5 6 7
8
9
10
11
Reset
Signal
Stopp
Lock
COM
NC
NO
Betriebsspannung
(+)
(–)
1
2
3
4
5 6 7
8
9
10
11
Reset
Signal
Stopp
Lock
Betriebsspannung
(+)
(–)
12
34
5
67
89
10
NO
NC
COM
Reset
Signal
Stopp
Lock
(–)
(+)
Betriebsspannung
12
34
5
6
78
910
Reset
Signal
Stopp
Lock
(–)
(+)
Betriebsspannung
Hinweise: • Die Anschlussbezeichnung Signal ist bei einigen
Typen durch Start ersetzt worden.
• Zum Anschluss des Ausgangs beim Typ mit
Transistorausgang beachten Sie bitte auch den
Abschnitt Transistorausgang.
Alle Maße sind in mm.
12/2008



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com