Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LT4HT824ACJ Datasheet(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

No. de pieza LT4HT824ACJ
Descripción Electrónicos  Multifunktions-Zeitrelais mit digitaler Zeitanzeige
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Página de inicio  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

LT4HT824ACJ Datasheet(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  LT4HT824ACJ Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor LT4HT824ACJ Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor LT4HT824ACJ Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor LT4HT824ACJ Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor LT4HT824ACJ Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor LT4HT824ACJ Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor LT4HT824ACJ Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor LT4HT824ACJ Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor LT4HT824ACJ Datasheet HTML 9Page - Panasonic Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
2
AC
Betriebs-
daten
Relais-Ausgang
100 bis 240VAC, 24VAC 1)
50/60 Hz
10 W
5A, 250VAC (resistive Last)
9,999s ; 99,99s ; 999,9s ; 9999s ; 99 min 59s ; 999,9 min ; 99h 59 min ; 999,9h (durch DIP-Schalter auswählbar)
Addition (Aufwärts)/Subtraktion (Abwärts)
(2 Richtungen durch DIP-Schalter wählbar)
A (Anzugsverzögerung 1), A2 (Anzugsverzögerung 2), B (Anzugsverzögerung durch ext. Signal), C (Abfallverzögerung),
D (Impulsverlängerung),E (Selbsthaltende Anzugsverzögerung), F (Einschaltwischend), G (Anzugsverzögerung mit Memory-Funktion)
Min. Eingangssignalbreite: 1ms, 20ms (durch DIP-Schalter wählbar)
Min. Eingangssignalbreite: 20 ms
Open Collector Eingang Ein-Impedanz: Max. 1k
Ω; Restspannung: Max. 2V
Aus-Impedanz: max. 100 k
Ω, Max. Spannung: 40VDC
7-Segment LCD, abgelaufene Zeit (rote LED), eingestellte Zeit (gelbe LED)
EEPROM (Min. 105 mal überschreibbar)
± (0,005% + 50ms) bei Start mit Betriebsspannung
± (0,005% + 20ms) bei Start mit Reset oder Eingangssignal
Betriebsspannung: 85 bis 110%
Temperatur: -10 bis +55 °C
Min. Eingangssignalbreite: 1 ms
1u (zeitverzögert)
100 m
Ω (bei 1A 6VDC)
Silberlegierung (hauchvergoldet)
2,0 x 107 Schaltungen
1,0 x 105 Schaltungen
85 bis 110% der angegebenen Betriebsspannung
2000Vrms (1min): zwischen aktiven/passiven Metallteilen (Pin-Typ)
2000Vrms (1min): zwischen Eingang und Ausgang
2000Vrms (1min): zwischen aktiven/passiven Metallteilen (11-pin)
2000Vrms (1min): zwischen Eingang und Ausgang
1000Vrms (1min): zwischen den Kontakten
Min. 100 M
Ω:
• zwischen Eingang und Ausgang
• zwischen den Kontakten
Min. 100M
Ω: zwischen Eingang und Ausgang
Max. 0,5s
10 bis 55Hz: 1 Zyklus/min mit Amplitude 0,35mm (10min an 3 Achsen)
10 bis 55Hz: 1 Zyklus/min mit Amplitude 0,75mm (1h an 3 Achsen)
1a (zeitverzögert) (Open Collector)
—
—
—
1,0 x 107 Schaltungen
12 bis 24VDC
—
3 W
100 bis 240VAC, 24VAC 1)
50/60 Hz
10VA
100 mA, 30VDC
12 bis 24VDC
—
3 W
DC
Transistor-Ausgang
AC
DC
Zeitfehler
(max.)
Kontakt
Lebensdauer
Elektrisch
Mechanisch
Umgebungs-
bedingungen
Betriebsspannung
Frequenz
Leistung (max.)
Kontaktbelastbarkeit
Zeitbereich
Zeitablaufrichtung
Betriebsarten
Signal/Reset/Stopp-Eingang
Verriegelungseingang
Eingangssignal
Anzeige
Stromausfallschutz-
speicher
Zeitschwankungen
Temperaturfehler
Spannungsfehler
Einstellfehler
Kontaktart
Kontaktwiderstand
Kontaktmaterial
Mechanisch
Elektrisch
Betriebsspannungsbereich
Durchschlagsspannung
Isolationswiderstand
(bei 500VDC)
Rücksetzzeit
Max. 65°C (bei nominalem Betriebsstrom und Betriebsspannung)
Temperaturanstieg
Funktional
Destruktiv
Vibrations-
widerstand
Min. 98m/s² (4 mal alle 3 Achsen)
Min. 294m/s² (5 mal alle 3 Achsen)
–10°C bis 55°C
Max. 85% RH
860 bis 1060hPa
—
Stecker 8-pol./11-pol./Schraubklemmen
IP66 frontseitig (mit Gummidichtung ATC18002J)
Max. 20%
—
Max. 20%
Funktional
Destruktiv
Umgebungstemperatur
Luftfeuchtigkeit
Luftdruck
Restwelligkeit
Anschluss
Schutzart
Stoß-
festigkeit
Technische Daten
[
]
Hinweis: 1) Der 24VAC-Typ kann auch mit 24VDC betrieben werden.
12/2008



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10