| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
ST7263 Datasheet(PDF) 28 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST7263 Datasheet(HTML) 28 Page - STMicroelectronics |
|
28 / 109 page ![]() ST7263 28/109 I/O PORTS (Cont’d) Table 10. PA1, PA2 Description Figure 19. PA1, PA2 Configuration PORT A I / O Alternate Function Input* Output Signal Condition PA1 without pull-up Very High Current open drain SDA (I2C data) I2C enable PA2 without pull-up Very High Current open drain SCL (I2C clock) I2C enable *Reset State DR DDR LATCH LATCH DR SEL DDR SEL PAD ALTERNATE ENABLE ALTERNATE ENABLE ALTERNATE OUTPUT N-BUFFER 1 0 1 0 CMOS SCHMITT TRIGGER VSS |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |