| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM6779 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM6779 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 29 page ![]() List of figures STM6717/6718/6719/6720/STM6777/6778/6779/6780 4/29 List of figures Figure 1. Logic diagram (STM6717/18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 2. Logic diagram (STM6777/78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 3. Logic diagram (STM6719/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 4. Logic diagram (STM6779/80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 5. STM6717/18 SOT23-5 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 6. STM6777/78 SOT23-6 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 7. STM6719/20 SOT23-6 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 8. STM6779/80 SOT23-6 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 9. Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Figure 10. Hardware hookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Figure 11. STM67xx interface to processor with bi-directional reset pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 12. Ensuring RST valid to VCC = 0 (active-low, push-pull outputs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 13. Supply current vs. temperature (VCC1 = 5.5V; VCC2 = 3.6V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 14. Supply current vs. temperature (VCC1 = 3.6V; VCC2 = 2.75V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 15. Supply current vs. temperature (VCC1 = 3.0V; VCC2 = 2.0V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 16. Supply current vs. temperature (VCC1 = 2.0V; VCC2 = 1.0V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 17. Normalized VCC reset time-out period vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 18. Maximum VCC transient duration vs. reset threshold overdrive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 19. Normalized VRST1 threshold vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 20. Normalized VRST2 threshold vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 21. Reset input threshold vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 22. VCC1-to-reset delay vs. temperature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 23. Reset input-to-reset output delay vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 24. MR-to-reset output delay vs. temperature (VCC1 = 3.6V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 25. AC testing input/output waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 26. MR timing waveform (STM6717/18/19/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 27. MR timing waveform (STM6777/78/79/80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 28. SOT23-5 – 5-lead small outline transistor package mechanical drawing . . . . . . . . . . . . . . 22 Figure 29. SOT23-6 – 6-lead small outline transistor package mechanical drawing . . . . . . . . . . . . . . 23 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |