| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STOD1412 Datasheet(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STOD1412 Datasheet(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 21 page ![]() STOD1412 Package mechanical data 17/21 Table 7. QFN16L mechanical data Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.70 0.75 0.80 0.028 0.030 0.031 A1 0 0.02 0.05 0 0.001 0.002 A3 0.20 0.008 b 0.18 0.25 0.30 0.007 0.010 0.012 D 2.90 3 3.10 0.114 0.118 0.122 D2 1.50 1.70 1.80 0.059 0.067 0.071 E 2.90 3 3.10 0.114 0.118 0.122 E2 1.50 1.70 1.80 0.059 0.067 0.071 e 0.50 0.020 L (1) 0.30 0.40 0.50 0.012 0.016 0.020 1. The value of "L" a JEDEC norm is MIN 0.35 - MAX 0.45. |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |