| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STP12NM50FD Datasheet(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP12NM50FD Datasheet(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 14 page ![]() 11/14 STP12NM50FD / STP12NM50FDFP / STB12NM50FD / STB12NM50FD-1 / STW14NM50FD DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.4 4.6 0.173 0.181 A1 2.49 2.69 0.098 0.106 B 0.7 0.93 0.027 0.036 B2 1.14 1.7 0.044 0.067 C 0.45 0.6 0.017 0.023 C2 1.23 1.36 0.048 0.053 D 8.95 9.35 0.352 0.368 e 2.4 2.7 0.094 0.106 E 10 10.4 0.393 0.409 L 13.1 13.6 0.515 0.531 L1 3.48 3.78 0.137 0.149 L2 1.27 1.4 0.050 0.055 L L1 D L2 P011P5/E TO-262 (I 2PAK) MECHANICAL DATA |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |