| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STB80NF55-06T4 Datasheet(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STB80NF55-06T4 Datasheet(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 17 page ![]() STB80NF55-06 - STB80NF55-06-1 - STP80NF55-06 - STP80NF55-06FP Package mechanical data 13/17 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.40 4.60 0.173 0.181 A1 2.40 2.72 0.094 0.107 b 0.61 0.88 0.024 0.034 b1 1.14 1.70 0.044 0.066 c 0.49 0.70 0.019 0.027 c2 1.23 1.32 0.048 0.052 D 8.95 9.35 0.352 0.368 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.194 0.202 E 10 10.40 0.393 0.410 L 13 14 0.511 0.551 L1 3.50 3.93 0.137 0.154 L2 1.27 1.40 0.050 0.055 TO-262 (I2PAK) MECHANICAL DATA |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |